công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBRB2090CT bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện MBRB2090CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Common-Cathode High-Voltage Schottky Rectifier
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

MBRB2090CT bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  MBRB2090CT Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix MBRB2090CT Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix MBRB2090CT Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix MBRB2090CT Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix MBRB2090CT Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
New Product
MBR(F,B)2090CT & MBR(F,B)20100CT
Vishay General Semiconductor
www.vishay.com
For technical questions within your region, please contact one of the following:
PDD-Americas@vishay.com, PDD-Asia@vishay.com, PDD-Europe@vishay.com
Document Number: 89033
Revision: 24-Jun-09
4
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
TO-220AB
0.113 (2.87)
0.103 (2.62)
0.370 (9.40)
0.360 (9.14)
0.415 (10.54) MAX.
0.635 (16.13)
0.625 (15.87)
PIN
0.160 (4.06)
0.140 (3.56)
0.057 (1.45)
0.045 (1.14)
0.105 (2.67)
0.095 (2.41)
0.104 (2.65)
0.096 (2.45)
0.205 (5.20)
0.195 (4.95)
0.035 (0.90)
0.028 (0.70)
0.154 (3.91)
0.148 (3.74)
1
3
2
0.185 (4.70)
0.175 (4.44)
0.055 (1.39)
0.045 (1.14)
0.145 (3.68)
0.135 (3.43)
0.350 (8.89)
0.330 (8.38)
1.148 (29.16)
1.118 (28.40)
0.560 (14.22)
0.530 (13.46)
0.022 (0.56)
0.014 (0.36)
0.110 (2.79)
0.100 (2.54)
0.603 (15.32)
0.573 (14.55)
0.404 (10.26)
0.384 (9.75)
0.076 Ref.
(1.93) Ref.
45° Ref.
0.600 (15.24)
0.580 (14.73)
PIN
0.560 (14.22)
0.530 (13.46)
0.025 (0.64)
0.015 (0.38)
0.035 (0.89)
0.025 (0.64)
0.205 (5.21)
0.195 (4.95)
0.057 (1.45)
0.045 (1.14)
0.057 (1.45)
0.045 (1.14)
0.191 (4.85)
0.171 (4.35)
0.671 (17.04)
0.651 (16.54)
0.076 Ref.
(1.93) Ref.
7° Ref.
0.140 (3.56) DIA.
0.125 (3.17) DIA.
7° Ref.
0.350 (8.89)
0.330 (8.38)
0.190 (4.83)
0.170 (4.32)
0.110 (2.79)
0.100 (2.54)
0.135 (3.43) DIA.
0.122 (3.08) DIA.
7° Ref.
0.110 (2.79)
0.100 (2.54)
0.028 (0.71)
0.020 (0.51)
ITO-220AB
3
2
1
0.105 (2.67)
0.095 (2.41)
TO-263AB
Mounting Pad Layout
0.670 (17.02)
0.591 (15.00)
0.105 (2.67)
0.095 (2.41)
0.08 (2.032) MIN.
0.15 (3.81) MIN.
0.33 (8.38) MIN.
0.42 (10.66) MIN.
12
K
K
0.140 (3.56)
0.110 (2.79)
0.021 (0.53)
0.014 (0.36)
0.110 (2.79)
0.090 (2.29)
0 to 0.01 (0 to 0.254)
0.055 (1.40)
0.047 (1.19)
0.055 (1.40)
0.045 (1.14)
0.190 (4.83)
0.160 (4.06)
0.205 (5.20)
0.195 (4.95)
0.624 (15.85)
0.591 (15.00)
0.037 (0.940)
0.027 (0.686)
0.105 (2.67)
0.095 (2.41)
0.360 (9.14)
0.320 (8.13)
0.411 (10.45)
0.380 (9.65)
0.245 (6.22)
MIN.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com