công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3LN01M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện 3LN01M
Giải thích chi tiết về linh kiện  General-Purpose Switching Device Applications
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

3LN01M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  3LN01M_06 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 3LN01M_06 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 3LN01M_06 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 3LN01M_06 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
3LN01M
No.6138-2/4
Continued from preceding page.
Ratings
Parameter
Symbol
Conditions
min
typ
max
Unit
Turn-ON Delay Time
td(on)
See specified Test Circuit.
19
ns
Rise Time
tr
See specified Test Circuit.
65
ns
Turn-OFF Delay Time
td(off)
See specified Test Circuit.
155
ns
Fall Time
tf
See specified Test Circuit.
120
ns
Total Gate Charge
Qg
VDS=10V, VGS=10V, ID=150mA
1.58
nC
Gate-to-Source Charge
Qgs
VDS=10V, VGS=10V, ID=150mA
0.26
nC
Gate-to-Drain “Miller” Charge
Qgd
VDS=10V, VGS=10V, ID=150mA
0.31
nC
Diode Forward Voltage
VSD
IS=150mA, VGS=0V
0.87
1.2
V
Package Dimensions
Switching Time Test Circuit
unit : mm
7023-010
0.65 0.65
2.0
0.9
0.6
0.3
12
3
0.3
0.15
0 to 0.1
1 : Gate
2 : Source
3 : Drain
SANYO : MCP
PW=10
µs
D.C.
≤1%
4V
0V
VIN
P.G
50
Ω
G
S
D
ID=80mA
RL=187.5Ω
VDD=15V
VOUT
3LN01M
VIN
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
ID -- VGS
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
ID -- VDS
0
0
0.02
0.2
0.06
0.04
0.08
0.4
0.10
0.12
0.14
0.16
0.6
0.8
1.0
VGS=1.5V
2.0V
4.0V
3.5V
0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
0.15
0.10
0.05
0.30
0.25
0.20
2.5
3.0
VDS=10V
IT00029
IT00030



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com