công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B360B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện B360B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Schottky Rectifier
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

B360B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  B360B Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix B360B Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix B360B Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix B360B Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Document Number: 89122
For technical questions within your region, please contact one of the following:
www.vishay.com
Revision: 13-Oct-09
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
3
B350B, B360B
Vishay General Semiconductor
New Product
Fig. 5 - Typical Junction Capacitance
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
Reverse Voltage (V)
1000
10
0.1
100
110
100
0.012 (0.305)
0.006 (0.152)
0.008 (0.2)
0.180 (4.57)
0.160 (4.06)
0.155 (3.94)
0.130 (3.30)
0.086 (2.20)
0.077 (1.95)
0.220 (5.59)
0.205 (5.21)
0.060 (1.52)
0.030 (0.76)
0.096 (2.44)
0.084 (2.13)
DO-214AA (SMB)
0 (0)
Cathode Band
0.085 (2.159)
MAX.
0.220 REF.
0.086 (2.18)
MIN.
0.060 (1.52)
MIN.
Mounting Pad Layout



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com