công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FM24V01 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Ramtron International Corporation

tên linh kiện FM24V01
Giải thích chi tiết về linh kiện  128Kb Serial 3V F-RAM Memory
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RAMTRON [Ramtron International Corporation]
Trang chủ  http://www.ramtron.com
Logo RAMTRON - Ramtron International Corporation

FM24V01 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Ramtron International Corporation

Back Button FM24V01 Datasheet HTML 6Page - Ramtron International Corporation FM24V01 Datasheet HTML 7Page - Ramtron International Corporation FM24V01 Datasheet HTML 8Page - Ramtron International Corporation FM24V01 Datasheet HTML 9Page - Ramtron International Corporation FM24V01 Datasheet HTML 10Page - Ramtron International Corporation FM24V01 Datasheet HTML 11Page - Ramtron International Corporation FM24V01 Datasheet HTML 12Page - Ramtron International Corporation FM24V01 Datasheet HTML 13Page - Ramtron International Corporation FM24V01 Datasheet HTML 14Page - Ramtron International Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
FM24V01 - 128Kb I2C FRAM
Rev. 1.1
Sept. 2011
Page 13 of 14
Mechanical Drawing
8-pin SOIC (JEDEC Standard MS-012 variation AA)
Pin 1
3.90 ±0.10 6.00 ±0.20
4.90 ±0.10
0.10
0.25
1.35
1.75
0.33
0.51
1.27
0.10 mm
0.25
0.50
45
0.40
1.27
0.19
0.25
0 - 8
Recommended PCB Footprint
7.70
0.65
1.27
2.00
3.70
Refer to JEDEC MS-012 for complete dimensions and notes.
All dimensions in millimeters.
SOIC Package Marking Scheme
Legend:
XXXXX= part number, P=package type
R=rev code, LLLLLLL= lot code
RIC=Ramtron Int’l Corp, YY=year, WW=work week
Example: FM24V01, “Green”/RoHS SOIC package,
Rev. A, Lot 9646447, Year 2010, Work Week 21
FM24V01-G
A9646447
RIC1021
XXXXXX-P
RLLLLLLL
RICYYWW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com