công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SB757 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện 2SB757
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon PNP Power Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

2SB757 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  2SB757 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SB757 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SB757 Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Inchange Semiconductor
Product Specification
2
Silicon PNP Power Transistors
2SB757
CHARACTERISTICS
Tj=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
V(BR)CBO
Collector-base breakdown voltage
IC=-0.1mA; IE=0
-40
V
V(BR)CEO
Collector-emitter breakdown voltage
IC=-10mA; IB=0
-40
V
V(BR)EBO
Emitter-base breakdown voltage
IE=-0.1mA; IC=0
-5
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=-5A; IB=-0.5A
-0.8
V
VBEsat
Base-emitter on voltage
IC=-5A; IB=-0.5A
-1.8
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=-40V; IE=0
-10
μA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=-5V; IC=0
-100
μA
hFE
DC current gain
IC=-5A ; VCE=-2V
40
240
Switching times
ton
Turn-on time
1.0
μs
ts
Storage time
2.0
μs
tf
Fall time
IC=-15A;IB1=-IB2=-1.5A
RL=2Ω;PW=20μs,Duty≤2%
1.0
μs



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com