công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D15XB80 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

tên linh kiện D15XB80
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Rectifiers(800V 15A)
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Trang chủ  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

D15XB80 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  D15XB80 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D15XB80 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D15XB80 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D15XB80 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D15XB80 Datasheet HTML 5Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd D15XB80 Datasheet HTML 6Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Forward Voltage
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0.1
1
10
D15XBx
Pulse measurement per diode
Tc=150
°C [TYP]
Tc=25
°C [TYP]
Forward Voltage VF [V]



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com