công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MBRF20150CT bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

tên linh kiện MBRF20150CT
Giải thích chi tiết về linh kiện  20A SCHOTTKY BARRIER DIODE Full Pack High Voltage Schottky Rectifier
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAK_CHEONG [Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.takcheong.com/en/index.asp
Logo TAK_CHEONG - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

MBRF20150CT bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

  MBRF20150CT Datasheet HTML 1Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd MBRF20150CT Datasheet HTML 2Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd MBRF20150CT Datasheet HTML 3Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd MBRF20150CT Datasheet HTML 4Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Number: DB-151
March 2010, Revision D
Page 3
TAK CHEONG
®
SEMICONDUCTOR
TO220FP SG PACKAGE OUTLINE
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A1
2.7
3.3
0.106
0.130
A2
15.0
15.7
0.591
0.618
A4
6.2
6.6
0.244
0.260
b
0.5
0.9
0.020
0.035
b1
0.9
1.2
0.035
0.047
b2
1.0
1.2
0.039
0.047
c
0.4
0.6
0.016
0.024
D
9.8
10.3
0.386
0.406
e
2.34
2.74
0.092
0.108
E
4.3
4.6
0.169
0.181
E1
2.5
2.9
0.098
0.114
F
2.6
3.0
0.102
0.118
L
10.3
10.7
0.406
0.421
ØP
3.0
3.4
0.118
0.134
Q
2.3
2.7
0.091
0.106
0.01
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
VF - Instantaneous Forw ard Voltage [V]
Ta=75
℃
Ta=125
℃
Ta=150
℃
Ta=25
℃
0.01
0.1
1
10
100
00.2
0.4
0.6
0.81
VF - Instantaneous Forward Voltage [V]
Ta=75
℃
Ta=125
℃
Ta=150
℃
Ta=25
℃
Figure 7. MBRF20150CT Typical Forward Voltage (Per Diode)
Figure 8. MBRF20200CT Typical Forward Voltage (Per Diode)



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com