công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC622LP4E bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Hittite Microwave Corporation

tên linh kiện HMC622LP4E
Giải thích chi tiết về linh kiện  GaAs MMIC MIXER w/ INTEGRATED IF & LO AMPLIFIER, 1.8 - 3.9 GHz
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITTITE [Hittite Microwave Corporation]
Trang chủ  http://www.hittite.com
Logo HITTITE - Hittite Microwave Corporation

HMC622LP4E bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Hittite Microwave Corporation

Back Button HMC622LP4E Datasheet HTML 2Page - Hittite Microwave Corporation HMC622LP4E Datasheet HTML 3Page - Hittite Microwave Corporation HMC622LP4E Datasheet HTML 4Page - Hittite Microwave Corporation HMC622LP4E Datasheet HTML 5Page - Hittite Microwave Corporation HMC622LP4E Datasheet HTML 6Page - Hittite Microwave Corporation HMC622LP4E Datasheet HTML 7Page - Hittite Microwave Corporation HMC622LP4E Datasheet HTML 8Page - Hittite Microwave Corporation HMC622LP4E Datasheet HTML 9Page - Hittite Microwave Corporation HMC622LP4E Datasheet HTML 10Page - Hittite Microwave Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
9
9 - 380
For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com
HMC622LP4 / 622LP4E
v01.0508
GaAs MMIC MIXER w/ INTEGRATED
IF & LO AMPLIFIER, 1.8 - 3.9 GHz
Application Circuit - Upconverter Mode
Recommended Components Values (IF = 200 - 550 MHz)
C1, C2, C3
100 pF Capacitor
C4, C6
1000 pF Capacitor
C5, C7
2.2 μF Capacitor, Tantalum
C8
0.01 μF Capacitor
L1
51 nH Inductor
L2
18 nH Inductor
L3
36 nH Inductor
R5
18 Ohm (1/8 Watt)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com