công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC604LP3 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Hittite Microwave Corporation

tên linh kiện HMC604LP3
Giải thích chi tiết về linh kiện  GaAs PHEMT MMIC LOW NOISE AMPLIFIER w/ BYPASS MODE, 4.8 - 6.0 GHz
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITTITE [Hittite Microwave Corporation]
Trang chủ  http://www.hittite.com
Logo HITTITE - Hittite Microwave Corporation

HMC604LP3 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Hittite Microwave Corporation

Back Button HMC604LP3_10 Datasheet HTML 2Page - Hittite Microwave Corporation HMC604LP3_10 Datasheet HTML 3Page - Hittite Microwave Corporation HMC604LP3_10 Datasheet HTML 4Page - Hittite Microwave Corporation HMC604LP3_10 Datasheet HTML 5Page - Hittite Microwave Corporation HMC604LP3_10 Datasheet HTML 6Page - Hittite Microwave Corporation HMC604LP3_10 Datasheet HTML 7Page - Hittite Microwave Corporation HMC604LP3_10 Datasheet HTML 8Page - Hittite Microwave Corporation HMC604LP3_10 Datasheet HTML 9Page - Hittite Microwave Corporation HMC604LP3_10 Datasheet HTML 10Page - Hittite Microwave Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
For price, delivery and to place orders: Hittite Microwave Corporation, 20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824
Phone: 978-250-3343
Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com
Application Support: Phone: 978-250-3343 or apps@hittite.com
7
7 - 7
Typical Supply Current vs. Vdd
Absolute Maximum Ratings
Truth Table
eleCTrosTATiC seNsiTiVe DeViCe
oBserVe HANDliNG preCAUTioNs
HMC604LP3 / 604LP3E
v00.0308
GaAs PHEMT MMIC LOW NOISE
AMPLIFIER w/ BYPASS MODE, 4.8 - 6.0 GHz
Vdd (Vdc)
idd (mA)
+2.7
13
+3.0
17
+3.3
21
+4.5
37
+5.0
42
+5.5
46
Drain Bias Voltage (Vdd)
+8 Vdc
rf input power (rfiN)
(Vdd = +5.0 Vdc)
lNA mode
Bypass mode
+15 dBm
+30 dBm
Channel Temperature
150 °C
Continuous pdiss (T = 85 °C)
(derate 13 mw/°C above 85 °C)
850 mw
Thermal resistance
(channel to ground paddle)
76.9 °C/w
storage Temperature
-65 to +150° C
operating Temperature
-40 to +85° C
lNA mode
Vctl= Vdd
Bypass mode
Vctl= 0V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com