công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC533LP4E bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Hittite Microwave Corporation

tên linh kiện HMC533LP4E
Giải thích chi tiết về linh kiện  MMIC VCO w/ DIVIDE-BY-16, 23.8 - 24.8 GHz
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITTITE [Hittite Microwave Corporation]
Trang chủ  http://www.hittite.com
Logo HITTITE - Hittite Microwave Corporation

HMC533LP4E bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Hittite Microwave Corporation

  HMC533LP4E Datasheet HTML 1Page - Hittite Microwave Corporation HMC533LP4E Datasheet HTML 2Page - Hittite Microwave Corporation HMC533LP4E Datasheet HTML 3Page - Hittite Microwave Corporation HMC533LP4E Datasheet HTML 4Page - Hittite Microwave Corporation HMC533LP4E Datasheet HTML 5Page - Hittite Microwave Corporation HMC533LP4E Datasheet HTML 6Page - Hittite Microwave Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com
12
12 - 151
Frequency vs. Tuning Voltage, T= 25°C
Sensitivity vs. Tuning Voltage, Vcc= +5V
Frequency vs. Tuning Voltage, Vcc= +5V
Output Power
vs. Tuning Voltage, Vcc= +5V
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
0
123
456
7
8
9
10 11 12 13
Vcc=4.75V
Vcc=5.0V
Vcc=5.25V
TUNING VOLTAGE (VOLTS)
0
3
6
9
12
15
0
123
456
7
8
9
10 11 12 13
+25 C
+85 C
-40 C
TUNING VOLTAGE (VOLTS)
0
100
200
300
400
500
600
0
123
456
7
8
9
10
11
12
13
+25 C
+85 C
-40 C
TUNING VOLTAGE (VOLTS)
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
0
123
456
7
8
9
10 11 12 13
+25 C
+85 C
-40 C
TUNING VOLTAGE (VOLTS)
HMC533LP4 / 533LP4E
MMIC VCO w/ DIVIDE-BY-16,
23.8 - 24.8 GHz
v00.0405



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com