công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC466LP4 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Hittite Microwave Corporation

tên linh kiện HMC466LP4
Giải thích chi tiết về linh kiện  MMIC VCO w/ BUFFER AMPLIFIER, 6.1 - 6.72 GHz
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITTITE [Hittite Microwave Corporation]
Trang chủ  http://www.hittite.com
Logo HITTITE - Hittite Microwave Corporation

HMC466LP4 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Hittite Microwave Corporation

  HMC466LP4_09 Datasheet HTML 1Page - Hittite Microwave Corporation HMC466LP4_09 Datasheet HTML 2Page - Hittite Microwave Corporation HMC466LP4_09 Datasheet HTML 3Page - Hittite Microwave Corporation HMC466LP4_09 Datasheet HTML 4Page - Hittite Microwave Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com
12
12 - 63
Frequency vs. Tuning Voltage, T= 25°C
Sensitivity vs. Tuning Voltage, Vcc= +3V
Typical SSB Phase Noise @ Vtune= +5V
Phase Noise vs. Tuning Voltage
Frequency vs. Tuning Voltage, Vcc= +3V
Output Power vs.
Tuning Voltage, Vcc= +3V
5.6
5.8
6
6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.2
01
234
5678
9
10
Vcc=2.75V
Vcc=3.0V
Vcc=3.25V
TUNING VOLTAGE (VOLTS)
5.6
5.8
6
6.2
6.4
6.6
6.8
7
7.2
01
234
5678
9
10
+25 C
+85 C
-40 C
TUNING VOLTAGE (VOLTS)
60
100
140
180
220
260
300
340
380
420
460
+25 C
+85 C
-40 C
0
123
456
7
8
9
10
TUNING VOLTAGE (VOLTS)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
+25 C
+85 C
-40 C
0
123
456
7
8
9
10
TUNING VOLTAGE (VOLTS)
-110
-100
-90
-80
-70
-60
02
46
8
10
10 KHz Offset
100 KHz Offset
TUNING VOLTAGE (VOLTS)
-150
-125
-100
-75
-50
-25
0
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
+25 C
+85 C
-40 C
OFFSET FREQUENCY (Hz)
MMIC VCO w/ BUFFER
AMPLIFIER, 6.1 - 6.72 GHz
v03.1109
HMC466LP4 / 466LP4E



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com