| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STPS10M80CR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS10M80CR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 11 page ![]() STPS10M80C Package information Doc ID 018734 Rev 1 7/11 Table 6. TO-220FPAB dimensions Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.4 4.9 0.173 0.192 B 2.5 2.9 0.098 0.114 D 2.45 2.75 0.096 0.108 E 0.4 0.7 0.016 0.028 F 0.6 1 0.024 0.039 F1 1.15 1.7 0.045 0.067 F2 1.15 1.7 0.045 0.067 G 4.95 5.2 0.195 0.205 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H 10 10.7 0.394 0.421 L2 16 Typ. 0.630 Typ. L3 28.6 30.6 1.126 1.205 L4 9.8 10.7 0.386 0.421 L6 15.8 16.4 0.622 0.646 L7 9 9.9 0.354 0.390 Dia. 2.9 3.5 0.114 0.138 H L3 L2 L6 L7 G G1 F F1 F2 L4 D E A B Dia. |