| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32F405RG bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F405RG bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - STMicroelectronics |
|
49 / 154 page ![]() Table 6. Alternate function mapping Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF014 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10/11 I2C1/2/3 SPI1/SPI2/ I2S2/I2S2ext SPI3/I2Sext/ I2S3 USART1/2/3/ I2S3ext UART4/5/ USART6 CAN1/CAN2/ TIM12/13/14 OTG_FS/ OTG_HS ETH FSMC/SDIO/ OTG_FS DCMI PA0 TIM2_CH1 TIM2_ETR TIM 5_CH1 TIM8_ETR USART2_CTS UART4_TX ETH_MII_CRS EVENTOUT PA1 TIM2_CH2 TIM5_CH2 USART2_RTS UART4_RX ETH_MII _RX_CLK ETH_RMII _REF_CLK EVENTOUT PA2 TIM2_CH3 TIM5_CH3 TIM9_CH1 USART2_TX ETH_MDIO EVENTOUT PA3 TIM2_CH4 TIM5_CH4 TIM9_CH2 USART2_RX OTG_HS_ULPI_D0 ETH _MII_COL EVENTOUT PA4 SPI1_NSS SPI3_NSS I2S3_WS USART2_CK OTG_HS_SOF DCMI_HSYNC EVENTOUT PA5 TIM2_CH1 TIM2_ETR TIM8_CH1N SPI1_SCK OTG_HS_ULPI_CK EVENTOUT PA6 TIM1_BKIN TIM3_CH1 TIM8_BKIN SPI1_MISO TIM13_CH1 DCMI_PIXCK EVENTOUT PA7 TIM1_CH1N TIM3_CH2 TIM8_CH1N SPI1_MOSI TIM14_CH1 ETH_MII _RX_DV ETH_RMII _CRS_DV EVENTOUT PA8 MCO1 TIM1_CH1 I2C3_SCL USART1_CK OTG_FS_SOF EVENTOUT PA9 TIM1_CH2 I2C3_SMBA USART1_TX DCMI_D0 EVENTOUT PA10 TIM1_CH3 USART1_RX OTG_FS_ID DCMI_D1 EVENTOUT PA11 TIM1_CH4 USART1_CTS CAN1_RX OTG_FS_DM EVENTOUT PA12 TIM1_ETR USART1_RTS CAN1_TX OTG_FS_DP EVENTOUT PA13 JTMS-SWDIO EVENTOUT PA14 JTCK-SWCLK EVENTOUT PA15 JTDI TIM 2_CH1 TIM 2_ETR SPI1_NSS SPI3_NSS/ I2S3S_WS EVENTOUT PB0 TIM1_CH2N TIM3_CH3 TIM8_CH2N OTG_HS_ULPI_D1 ETH _MII_RXD2 EVENTOUT PB1 TIM1_CH3N TIM3_CH4 TIM8_CH3N OTG_HS_ULPI_D2 ETH _MII_RXD3 OTG_HS_INTN EVENTOUT PB2 EVENTOUT PB3 JTDO/ TRACESWO TIM2_CH2 SPI1_SCK SPI3_SCK I2S3_CK EVENTOUT PB4 JTRST TIM3_CH1 SPI1_MISO SPI3_MISO I2S3ext_SD EVENTOUT PB5 TIM3_CH2 I2C1_SMBA SPI1_MOSI SPI3_MOSI I2S3_SD CAN2_RX OTG_HS_ULPI_D7 ETH _PPS_OUT DCMI_D10 EVENTOUT PB6 TIM4_CH1 I2C1_SCL I2S2_WS USART1_TX CAN2_TX OTG_FS_INTN DCMI_D5 EVENTOUT PB7 TIM4_CH2 I2C1_SDA USART1_RX FSMC_NL DCMI_VSYNC EVENTOUT PB8 TIM4_CH3 TIM10_CH1 I2C1_SCL CAN1_RX OTG_FS_SCL ETH _MII_TXD3 SDIO_D4 DCMI_D6 EVENTOUT PB9 TIM4_CH4 TIM11_CH1 I2C1_SDA SPI2_NSS I2S2_WS CAN1_TX OTG_FS_SDA SDIO_D5 DCMI_D7 EVENTOUT PB10 TIM2_CH3 I2C2_SCL SPI2_SCK I2S2_CK USART3_TX OTG_HS_ULPI_D3 ETH_ MII_RX_ER OTG_HS_SCL EVENTOUT PB11 TIM2_CH4 I2C2_SDA USART3_RX OTG_HS_ULPI_D4 ETH _MII_TX_EN ETH _RMII_TX_EN OTG_HS_SDA EVENTOUT PB12 TIM1_BKIN I2C2_SMBA SPI2_NSS I2S2_WS USART3_CK CAN2_RX OTG_HS_ULPI_D5 ETH _MII_TXD0 ETH _RMII_TXD0 OTG_HS_ID EVENTOUT PB13 TIM1_CH1N SPI2_SCK I2S2_CK USART3_CTS CAN2_TX OTG_HS_ULPI_D6 ETH _MII_TXD1 ETH _RMII_TXD1 EVENTOUT PB14 TIM1_CH2N TIM8_CH2N SPI2_MISO I2S2ext_SD USART3_RTS TIM12_CH1 OTG_HS_DM EVENTOUT |