công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5KP58 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Diotec Semiconductor

tên linh kiện 5KP58
Giải thích chi tiết về linh kiện  Unidirectional and Bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Trang chủ  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

5KP58 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Diotec Semiconductor

  5KP58 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor 5KP58 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor 5KP58 Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor 5KP58 Datasheet HTML 4Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
5KP6.5 ... 5KP110CA
1
1
Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
4
http://www.diotec.com/
© Diotec Semiconductor AG
10
10
10
1
3
2
P
PP
0.1µs
t
1µs
10µs
100µs
1ms
10ms
P
[kW]
Non repetitive peak pulse power versus pulse width (10/1000 wave form)
Einzel-Impuls-Spitzenleistung in Abh. von der Pulsdauer (10/1000-Impuls)
120
100
80
60
40
20
0
[%]
P
PP
Peak pulse power/current vs. ambient temperature )
Impuls-Spitzenleistung/Strom vs. Umgebungstemp. )
1
1
[°C]
T
A
150
100
50
0
I
PP
10/1000µs - pulse waveform
10/1000µs - Impulsform
I
PP
P
PP
100
80
60
40
20
0
0
t
1
2
3
4
[ms]
[%]
t
P
I /2
PPM
P /2
PPM
t = 10 µs
r



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com