công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B40S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

tên linh kiện B40S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Trang chủ  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

B40S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  B40S_06 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor B40S_06 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
B40S ... B500S
B40S ... B500S
Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
Si-Brückengleichrichter für die Oberflächenmontage
Version 2006-07-12
Dimensions - Maße [mm]
Nominal current
Nennstrom
1 A
Alternating input voltage
Eingangswechselspannung
40...500 V
Plastic case SO-DIL
Kunststoffgehäuse SO-DIL
8.3 x 6.4 x 3.1
[mm]
Weight approx. – Gewicht ca.
0.4 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067
Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067
Maximum ratings
Grenzwerte
Type
Typ
Max. alternating input voltage
Max. Eingangswechselspannung
VVRMS [V]
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V] 1)
B40S
40
80
B80S
80
160
B125S
125
250
B250S
250
600
B380S
380
800
B500S
500
1000
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
IFRM
10 A 2)
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
IFSM
40/44 A
Rating for fusing, t < 10 ms
Grenzlastintegral, t < 10 ms
TA = 25°C
i2t8 A2s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
1
Per Diode – Pro Diode
2
Max. temperature of the terminals TT = 100°C – Max. Temperatur der Anschlüsse TT = 100°C
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
10.2±0.4
7.9±0.4
~
~
+
1.3
8.3
-0.1
5.1
Type
Typ


Số phần tương tự - B40S_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
B40S-SLIM DIOTEC-B40S-SLIM Datasheet
127Kb / 2P
Slim Profile Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
B40S15A DIOTEC-B40S15A Datasheet
102Kb / 2P
"Slim" Profile Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
B40S15A DIOTEC-B40S15A Datasheet
188Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
B40S15A DIOTEC-B40S15A_18 Datasheet
188Kb / 2P
SMD Single Phase Bridge Rectifier
B40S2A DIOTEC-B40S2A Datasheet
119Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - B40S_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
MYS40 DIOTEC-MYS40 Datasheet
139Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge Rectifiers
S40 DIOTEC-S40 Datasheet
139Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge Rectifiers
B40S DIOTEC-B40S Datasheet
140Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge Rectifiers
logo
Semikron International
B40S SEMIKRON-B40S Datasheet
164Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge Rectifiers
MB2S SEMIKRON-MB2S Datasheet
205Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge Rectifiers
S40 SEMIKRON-S40 Datasheet
156Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
B40S2A DIOTEC-B40S2A Datasheet
119Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
MYS40 DIOTEC-MYS40_07 Datasheet
117Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
S40 DIOTEC-S40_07 Datasheet
114Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
MS40 DIOTEC-MS40_11 Datasheet
130Kb / 2P
Surface Mount Si-Bridge-Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com