| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PC824A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sharp Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PC824A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sharp Corporation |
|
5 / 5 page ![]() Forward current I F ( mA ) 0 0 2 4 6 2468 10 1mA 3mA 5 3 1 9 7 5 3 1 5mA 7mA 11 12 13 14 15 Fig.12 Collector-emitter Saturation Voltage vs. Forward Current PC814 Series VCC RL Output RD Test Circuit for Frepuency Response Ta = 25˚C IC = 0.5mA Please refer to the chapter “ Precautions for Use ” q |