| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PC3Q67Q bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sharp Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PC3Q67Q bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sharp Corporation |
|
5 / 5 page ![]() PC3H7/PC3Q67Q s Precautions for Use Please refer to the chapter "Precautions for Use". Fig.15 Reflow Soldering 25 °C 2min 230 °C 200 °C 180 °C 1min 1min 1.5min 30s Only one time soldering is recommended within the temperature profile shown below. |