công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SFF1005G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện SFF1005G
Giải thích chi tiết về linh kiện  10.0AMPS Isolated Glass Passivated Super Fast Rectifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

SFF1005G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  SFF1005G Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SFF1005G Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Version:I11
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (SFF1001G THRU SFF1008G)
FIG.1 FORWARD CURRENT DERATING CURVE
0
2
4
6
8
10
12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100 110 120 130 140 150
CASE TEMPERATURE (
oC)
FIG. 3 MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
0
30
60
90
120
150
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
8.3mS Single Half Sine Wave
JEDEC Method
FIG. 2 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
0.1
1
10
100
1000
0
20
40
60
80
100
120
140
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
TA=25℃
TA=100℃
TA=75℃
FIG. 4 TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
40
50
60
70
80
90
100
1
10
100
REVERSE VOLTAGE (V)
TA=25℃
SFF1001G-SFF1004G
SFF1005G-SFF1008G
FIG. 5 TYPICAL FORWARD CHARACTERISRICS
0.01
0.1
1
10
100
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
FORWARD VOLTAGE (V)
TA=25℃
Pulse Width=300us
1% Duty Cycle
SFF1001G-SFF1004G
SFF1005G-SFF1006G
SFF1007G-SFF1008G



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com