công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMD28PL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện SMD28PL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Diodes 20 to 100 Volts
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

SMD28PL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micro Commercial Components

  SMD28PL Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components SMD28PL Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components SMD28PL Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SMD22PL~SMD210PL
MCC
Revision:
A
20
11/01/01
TM
Micro Commercial Components
www.mccsemi.com
2 of
3
0.01
0.1
1.0
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
F
Fig. 2 Typical Forward Characteristics
SMD22PL~24PL
SMD26PL
T - 25ºC
J
I Pulse Width = 300 ms
F
0
0.5
1.0
25
50
75
100
125
150
T, LEAD TEMPERATURE (ºC)
L
Fig. 1 Forward Current Derating Curve
1.5
2.0
2.5
0
10
20
30
40
50
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Max Non-Repetitive Peak Forward Surge Current
Single Half-Sine-Wave
SMD28PL~210PL



Html Pages

1 2 3