công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACT8810 bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Active-Semi, Inc

tên linh kiện ACT8810
Giải thích chi tiết về linh kiện  Eight Channel ActivePath??Power Management IC
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACTIVE-SEMI [Active-Semi, Inc]
Trang chủ  http://www.active-semi.com
Logo ACTIVE-SEMI - Active-Semi, Inc

ACT8810 bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Active-Semi, Inc

Back Button ACT8810 Datasheet HTML 19Page - Active-Semi, Inc ACT8810 Datasheet HTML 20Page - Active-Semi, Inc ACT8810 Datasheet HTML 21Page - Active-Semi, Inc ACT8810 Datasheet HTML 22Page - Active-Semi, Inc ACT8810 Datasheet HTML 23Page - Active-Semi, Inc ACT8810 Datasheet HTML 24Page - Active-Semi, Inc ACT8810 Datasheet HTML 25Page - Active-Semi, Inc ACT8810 Datasheet HTML 26Page - Active-Semi, Inc ACT8810 Datasheet HTML 27Page - Active-Semi, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 53 page
background image
STEP-DOWN DC/DC CONVERTERS
ACT8810
Rev 8, 08-Oct-10
Active-Semi
Innovative Power
TM
- 23 -
www.active-semi.com
Copyright © 2010 Active-Semi, Inc.
ActivePMU
TM and ActivePathTM are trademarks of Active-Semi.
I
2CTM is a trademark of NXP.
REGISTER DESCRIPTIONS CONT’D
Table 6:
REG1/VSETx[ ] Output Voltage Setting
REG1/VSETx[3:0]
REG1/VSETx[5:4]
REG1/VRANGE[ ] = [0]
REG1/VRANGE[ ] = [1]
00
01
10
11
00
01
10
11
0000
Adjustable
1.025
1.425
1.825
Adjustable
2.050
2.850
3.650
0001
0.800
1.050
1.450
1.850
1.300
2.100
2.900
3.700
0010
0.800
1.075
1.480
1.875
1.350
2.150
2.950
3.750
0011
0.800
1.100
1.500
1.900
1.400
2.200
3.000
3.800
0100
0.800
1.125
1.525
1.925
1.450
2.250
3.050
3.850
0101
0.800
1.150
1.550
1.950
1.500
2.300
3.100
3.900
0110
0.800
1.175
1.575
1.975
1.550
2.350
3.150
3.950
0111
0.800
1.200
1.600
2.000
1.600
2.400
3.200
4.000
1000
0.825
1.225
1.625
2.025
1.650
2.450
3.250
4.050
1001
0.850
1.250
1.650
2.050
1.700
2.500
3.300
4.100
1010
0.875
1.275
1.675
2.075
1.750
2.550
3.350
4.150
1011
0.900
1.300
1.700
2.100
1.800
2.600
3.400
4.200
1100
0.925
1.325
1.725
2.125
1.850
2.650
3.450
4.250
1101
0.950
1.350
1.750
2.150
1.900
2.700
3.500
4.300
1110
0.975
1.375
1.775
2.175
1.950
2.750
3.550
4.350
1111
1.000
1.400
1.800
2.200
2.000
2.800
3.600
4.400
: Care must be taken when adjusting the VRANGE[ ] selection at address 13h bit-6 to avoid undesired output voltage selections. The
VRANGE bit allows selection of the two output voltage ranges available for REG1, REG2 and REG3 (VRANGE = 0 – VOUT range 0.8V
to 2.2V, VRANGE = 1 – VOUT range 1.3V to 4.4V). It is recommended that the user first establishes if the new VOUT voltage is within the
current selected voltage range (selected by VRANGE) prior to changing the value of the VRANGE bit.
: Refer to the Output Voltage Programming section for more information.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com