công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD08RM0CB bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - C&K Components

tên linh kiện CD08RM0CB
Giải thích chi tiết về linh kiện  8mm DIP Coded Rotary Switches
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

CD08RM0CB bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - C&K Components

  CD08RM0CB Datasheet HTML 1Page - C&K Components CD08RM0CB Datasheet HTML 2Page - C&K Components CD08RM0CB Datasheet HTML 3Page - C&K Components CD08RM0CB Datasheet HTML 4Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
H
H–31
Dimensions are shown: Inch (mm)
Specifications and dimensions subject to change
www.ck-components.com
CD Series
8mm DIP Coded Rotary Switches
CONTACT MATERIAL
.335
(8,5)
.630
(16,0)
.403
(10,2)
.079
(2,0)
.157
(4,0)
.059 DIA
(1,5Ø)
.069
(1,8)
.945
(24,0)
.194
(4,9)
FEED DIRECTION
For part number CDxxM0SB
Reel Information
Outside diameter
13.00 (333,0)
Pilot hole
.512 (13,0)
TAPE & REEL
OPTION
CODE
CONTACT
MATERIAL
TERMINAL
PLATING
RATING
RoHS
COMPLIANT*
RoHS
COMPATIBLE*
GOLD
GOLD
B
0.4 VC MAX. @ 20 V AC or DC MAX.
YES
YES
LOW LEVEL/DRY CIRCUIT
* Note: See Technical Data section of this catalog for RoHS compliant and compatible definitions and specifications.
TERMINATIONS
8
C
2
1
C
4
F 1
0
1
C
4
8
C
2
.300
(7,62)
.032 TYP.
(0.81)
.100 TYP.
(2,54)
.315
(8,0)
.200
(5,08)
.100
(2,54)
.168
(4,27)
.305
(7,75)
.010 TYP
(0,25)
.125 TYP
(3,18)
.025 TYP
(0,6)
.020 TYP
(0,51)
.315
(8,0)
.025
(0,6)
.100
(2,54)
.200
(5,08)
.100 TYP.
(2,54)
Ø.032
(0,81)
TYP.
.050.
(1,27)
.200
(5,08)
.100
(2,54)
.020 TYP.
(0,51)
.010
(0,25)
.183
(4,64)
TYP.
.025
(0,6)
.025
(0,6)
.132
(3,3)
.025 TYP.
(0,64)
STAND-OFF
.315
(8,00)
.330
(8,36)
.315
(8,0)
.099
(2,52)
1
C4
.200
(5,08)
8
1
1
C
4
8
C
2
3
2
.020 TYP.
(0,51)
.010 THK.
(0,25)
.040 TYP.
(1,02)
.315
(8,00)
.315
(8,00)
.200
(5,08)
.390
(9,90)
.168
(4,27)
.006
(0,15)
.100
(2,54)
8
C
2
1
C
4
.200
(5,08)
.100 TYP.
(2,54)
.080
(2,03)
.050
(1,27)
TYP.
.430
(10,92)
0
9
1
1
C
4
8
C
2
C PC, THRU-HOLE
A RIGHT ANGLE, PC THRU-HOLE
S SURFACE MOUNT



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com