công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LH531024 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sharp Corporation

tên linh kiện LH531024
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS 1M (64K x 16) MROM
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Corporation]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

LH531024 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sharp Corporation

  LH531024 Datasheet HTML 1Page - Sharp Corporation LH531024 Datasheet HTML 2Page - Sharp Corporation LH531024 Datasheet HTML 3Page - Sharp Corporation LH531024 Datasheet HTML 4Page - Sharp Corporation LH531024 Datasheet HTML 5Page - Sharp Corporation LH531024 Datasheet HTML 6Page - Sharp Corporation LH531024 Datasheet HTML 7Page - Sharp Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
AC CHARACTERISTICS (VCC = 5 V ±10%, TA = 0°C to +70°C)
PARAMETER
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
NOTE
Read cycle time
tRC
100
ns
Address access time
tAA
100
ns
Chip enable access time
tACE
100
ns
Output enable delay time
tOE
50
ns
Output hold time
tOH
5ns
CE to output in High-Z
tCHZ
50
ns
1
OE to output in High-Z
tOHZ
50
ns
NOTE:
1.
This is the time required for the output to become high-imped-
ance.
AC TEST CONDITIONS
PARAMETER
RATING
Input voltage amplitude
0.4 V to 2.6 V
Input signal rise time
10 ns
Input/output reference level
1.5 V
Output load condition
1TTL +100 pF
CAUTION
To stabilize the power supply, it is recommended that
a high-frequency bypass capacitor be connected be-
tween the VCC pin and the GND pin.
531024-5
tOE
tAA
D0 - D15
tOHZ
tCHZ
tRC
tACE
CE
tOH
DATA VALID
(NOTE)
OE
A0 - A15
NOTE: Data becomes valid after the intervals, tAA, tACE, and tOE, from address
input, chip enable, and output enable, respectively have been met.
(NOTE)
(NOTE)
Figure 5. Timing Diagram
CMOS 1M MROM
LH531024
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com