công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RT1A060AP bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Rohm

tên linh kiện RT1A060AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5V Drive Pch MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RT1A060AP bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Rohm

  RT1A060AP Datasheet HTML 1Page - Rohm RT1A060AP Datasheet HTML 2Page - Rohm RT1A060AP Datasheet HTML 3Page - Rohm RT1A060AP Datasheet HTML 4Page - Rohm RT1A060AP Datasheet HTML 5Page - Rohm RT1A060AP Datasheet HTML 6Page - Rohm RT1A060AP Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
www.rohm.com
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
RT1A060AP
 
0
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80
100
Total Gate Charge : Q
g [nC]
Fig.13 Dynamic Input Characteristics
T
a=25°C
V
DD=-6V
I
D=-6A
Pulsed
100
1000
10000
100000
0.01
0.1
1
10
100
Drain-Source Voltage :
-V
DS [V]
Fig.14 Typical Capacitance vs. Drain-Source Voltage
T
a=25°C
f=1MHz
V
GS=0V
C
iss
C
oss
C
rss
0.001
0.01
0.1
1
10
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Pulse width : Pw (s)
Fig.15 Normalized Transient Thermal Resistance v.s. Pulse Width
T
a=25°C
Single Pulse
Mounted on a ceramic board.
(30mm × 30mm × 0.8mm)
Rth
(ch-a)=100°C/W
Rth
(ch-a)(t)=r(t)×Rth(ch-a)
0.01
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
10
100
Drain-Source Voltage :
-V
DS [ V ]
Fig.16 Maximum Safe Operating Area
T
a=25°C
Single Pulse
Mounted on a ceramic board.
(30mm × 30mm × 0.8mm)
Operation in this area is limited by R
DS(on)
(V
GS = -4.5V)
P
W = 100μs
P
W = 1ms
P
W = 10ms
DC Operation
5/6
2011.08 - Rev.A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com