| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS8530-ASOT-002 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS8530-ASOT-002 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - ams AG |
|
28 / 32 page ![]() www.austriamicrosystems.com/Lin_CompanionIC/AS8530 Revision 1.0 28 - 32 AS8530 Datasheet - Pack a ge Drawin gs and Ma r k ings 9 Package Drawings and Markings The device is available in a ep-SOIC8 package. Figure 20. Drawings and Dimensions AS8530* YYWWIZZ * The device marking for the VCC=5V option will change to AS85305. |