công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA00DD0WHFP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rohm

tên linh kiện BA00DD0WHFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard Variable Output LDO Regulators with Shutdown Switch
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA00DD0WHFP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rohm

  BA00DD0WHFP Datasheet HTML 1Page - Rohm BA00DD0WHFP Datasheet HTML 2Page - Rohm BA00DD0WHFP Datasheet HTML 3Page - Rohm BA00DD0WHFP Datasheet HTML 4Page - Rohm BA00DD0WHFP Datasheet HTML 5Page - Rohm BA00DD0WHFP Datasheet HTML 6Page - Rohm BA00DD0WHFP Datasheet HTML 7Page - Rohm BA00DD0WHFP Datasheet HTML 8Page - Rohm BA00DD0WHFP Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
Technical Note
BA00DD0WCP-V5,BA00DD0WHFP,BA00DD0WT,
BA00CC0WT,BA00CC0WT-V5,BA00CC0WCP-V5,BA00CC0WFP
3/9
www.rohm.com
2011.03 - Rev.C
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
AMBIENT TEMPERATURE:Ta[℃]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
2
4
6
8
1012
1416
182022
24
CONTROL VOLTAGE:VCTL[V]
0
1
1
2
2
3
3
4
4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
SUPPLY VOLTAGE:Vcc[V]
0
1
1
2
2
3
3
4
4
130
140
150
160
170
180
190
AMBIENT TEMPERATURE:Ta[℃]
0
50
100
150
200
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
OUTPUT CURRENT:Io[mA]
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0
2
4
6
8
1012
1416
1820
CONTROL VOLTAGE:VCTL[V]
Fig.7 Output Voltage
Fig.8 Circuit Current by load Level
Fig.9 CTL Voltage vs. CTL Current
Temperature Characteristics
(IOUT=0mA→1A)
Fig.3 Input Stability
Fig.1 Circuit current
Fig.2 Input Stability
(
Io=500mA)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
02
46
8
10
12
14
16
18
20
SUPPLY VOLTAGE:VCC[V]
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
SUPPLY VOLTAGE:VCC[V]
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
SUPPLY VOLTAGE:VCC[V]
●
Reference Data BA00CC0□□(3.3V preset voltage)
(Unless specified otherwise, Vcc=10V, VOUT=3.3V preset, VCTL=3V, Io=0mA, R1=2.2kΩ, and R2=6.8kΩ)
0
100
200
300
400
500
600
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
OUTPUT CURRENT:Io[mA]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
10
1000
100000
FREQUENCY:f[Hz]
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
OUTPUT CURRENT:Io[mA]
Fig.6 Ripple Rejection Characteristics
(
Io=100mA)
1000k
Fig.5 Input/Output Voltage Difference
Fig.4 Load Stability
Io-ΔVd Characteristics(Vcc=2.95V)
100k
10k
1k
100
Fig.10 CTL Voltage vs. Output Voltage
Fig.11 Overvoltage Operating
Fig.12 Thermal Shutdown
Circuit Characteristics
Characteristics (Io=200mA)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com