công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DP0150BLP4 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện DP0150BLP4
Giải thích chi tiết về linh kiện  50V PNP SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

DP0150BLP4 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  DP0150BLP4 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated DP0150BLP4 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated DP0150BLP4 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated DP0150BLP4 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated DP0150BLP4 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
DP0150ALP4 / DP0150BLP4
Document number: DS31493 Rev. 4 - 2
2 of 5
www.diodes.com
January 2011
© Diodes Incorporated
DP0150ALP4 / DP0150BLP4
Maximum Ratings @TA = 25°C unless otherwise specified
Characteristic
Symbol
Value
Unit
Collector-Base Voltage
VCBO
-50
V
Collector-Emitter Voltage
VCEO
-50
V
Emitter-Base Voltage
VEBO
-5
V
Collector Current - Continuous
IC
-100
mA
Peak Pulse Collector Current
ICM
-200
mA
Base Current
IB
-30
mA
Thermal Characteristics
Characteristic
Symbol
Value
Unit
Power Dissipation (Note 4)
PD
450
mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 4)
RθJA
278
°C/W
Operating and Storage Temperature Range
TJ, TSTG
-55 to +150
°C
Electrical Characteristics @TA = 25°C unless otherwise specified
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Test Condition
OFF CHARACTERISTICS
Collector-Base Breakdown Voltage
V(BR)CBO
-50
—
—
V
IC = -10μA, IE = 0
Collector-Emitter Breakdown Voltage (Note 5)
V(BR)CEO
-50
—
—
V
IC = -1mA, IB = 0
Emitter-Base Breakdown Voltage
V(BR)EBO
-5
—
—
V
IE = -10μA, IC = 0
Collector Cut-Off Current
ICBO
—
—
-0.1
μA
VCB = -50V, IE = 0
Emitter Cut-Off Current
IEBO
—
—
-0.1
μA
VEB = -5V, IC = 0
ON CHARACTERISTICS (Note 5)
Collector-Emitter Saturation Voltage
VCE(SAT)
—
-0.15
-0.3
V
IC = -100mA, IB = -10mA
DC Current Gain
DP01510ALP4
DP01510BLP4
hFE
120
—
240
—
VCE = -6V, IC = -2mA
200
—
400
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS
Transition Frequency
fT
80
—
—
MHz
VCE = -10V, IE = 1mA
f = 30MHz
Output Capactiance
Cob
—
1.6
—
pF
VCB = -10V, IE = 0,
f = 1MHz
Notes:
4. Device mounted on FR-4 PCB with minimum recommended pad layout.
5. Measured under pulsed conditions. Pulse width = 300µs. Duty cycle
≤2%



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com