công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMC977LP4E bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Hittite Microwave Corporation

tên linh kiện HMC977LP4E
Giải thích chi tiết về linh kiện  GaAs MMIC I/Q DOWNCONVERTER 20 - 28 GHz
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITTITE [Hittite Microwave Corporation]
Trang chủ  http://www.hittite.com
Logo HITTITE - Hittite Microwave Corporation

HMC977LP4E bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Hittite Microwave Corporation

Back Button HMC977LP4E Datasheet HTML 4Page - Hittite Microwave Corporation HMC977LP4E Datasheet HTML 5Page - Hittite Microwave Corporation HMC977LP4E Datasheet HTML 6Page - Hittite Microwave Corporation HMC977LP4E Datasheet HTML 7Page - Hittite Microwave Corporation HMC977LP4E Datasheet HTML 8Page - Hittite Microwave Corporation HMC977LP4E Datasheet HTML 9Page - Hittite Microwave Corporation HMC977LP4E Datasheet HTML 10Page - Hittite Microwave Corporation HMC977LP4E Datasheet HTML 11Page - Hittite Microwave Corporation HMC977LP4E Datasheet HTML 12Page - Hittite Microwave Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
9
9 - 9
For price, delivery and to place orders: Hittite Microwave Corporation, 20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824
Phone: 978-250-3343
Fax: 978-250-3373
Order On-line at www.hittite.com
Application Support: Phone: 978-250-3343 or apps@hittite.com
Conversion Gain, LSB vs. Temperature
Conversion Gain, LSB vs. LO Drive
Image Rejection vs. Temperature
Data Taken as IRM With External IF 90° Hybrid, IF = 3300 MHz
0
5
10
15
20
25
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2 dBm
4 dBm
6 dBm
RF FREQUENCY (GHz)
0
5
10
15
20
25
20
21
22
23
24
25
26
27
28
+25 C
+85 C
-40 C
RF FREQUENCY (GHz)
-50
-40
-30
-20
-10
0
20
21
22
23
24
25
26
27
28
+25 C
+85 C
-40 C
RF FREQUENCY (GHz)
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
+25 C
+85 C
-40 C
RF FREQUENCY (GHz)
Input IP3, LSB vs. Temperature
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2 dBm
4 dBm
6 dBm
RF FREQUENCY (GHz)
Input IP3, LSB vs. LO Drive
HMC977LP4E
v00.1210
GaAs MMIC I/Q DOWNCONVERTER
20 - 28 GHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com