công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

30DCF10 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 30DCF10
Giải thích chi tiết về linh kiện  RFI Power Line Filters for DC Applications
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

30DCF10 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Tyco Electronics

  30DCF10 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 30DCF10 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 30DCF10 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 30DCF10 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 30DCF10 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 30DCF10 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
DC Series
RFI Power Line Filters for DC Applications (continued)
Case Styles
DCB6 & DCB6B
DCF6
DCF6B
DCB10 & DCB10B (15 to 30A)
F
D
B
A
E
C
L
I
N
E
L
O
A
D
-VDC
RTN
VDC
RTN
-VDC
RTN
Tapped insert: 6-32 (4)
A
D
E
F
C
B
L
I
N
E
L
O
A
D
B
A
C
D
E
F
L
I
N
E
L
O
A
D
-VDC
RTN
-VDC
RTN
Tapped insert: 6-32 (4)
F
D
A
C
B
E
L
I
N
E
L
O
A
D
-VDC
RTN
-VDC
RTN
Tapped insert: 6-32 (4)



 




 

DCB10 & DCB10B (60 to 125A)
DCF10 (15 & 30A)
DCF10 (60 to 125A)
DCF10B (15 & 30A)
F
D
A
C
B
E
L
I
N
E
L
O
A
D
Tapped insert: 6-32 (4)
A
D
E
F
C
B
L
I
N
E
L
O
A
D
RTN
-VDC
RTN
-VDC
A
D
E
F
C
B
L
I
N
E
L
O
A
D
RTN
-VDC
RTN
-VDC
B
A
C
D
E
F
-VDC
RTN
-VDC
RTN
L
I
N
E
L
O
A
D
Tapped insert: 6-32 (4)






 


 
220
Corcom Product Guide
Dimensions are in inches and millimeters unless otherwise specified. Values in italics
are metric equivalents. Dimensions are shown for reference purposes only.
Specifications subject to change.
Catalog: 1654001
Issue Date: 06.2011
For email, phone or live chat, please go to
te.com/help
corcom.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com