công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAS21HT1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện BAS21HT1
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage Switching Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

BAS21HT1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  BAS21HT1_10 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor BAS21HT1_10 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor BAS21HT1_10 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor BAS21HT1_10 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
BAS21HT1
http://onsemi.com
2
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise noted)
Characteristic
Symbol
Min
Max
Unit
OFF CHARACTERISTICS
Reverse Voltage Leakage Current
(VR = 200 Vdc)
(VR = 200 Vdc, TJ = 150°C)
IR
−
−
0.1
100
mAdc
Reverse Breakdown Voltage
(IBR = 100 mAdc)
V(BR)
250
−
Vdc
Forward Voltage
(IF = 100 mAdc)
(IF = 200 mAdc)
VF
−
−
1000
1250
mV
Diode Capacitance
(VR = 0, f = 1.0 MHz)
CD
−
5.0
pF
Reverse Recovery Time
(IF = IR = 30 mAdc, RL = 100 W)
trr
−
50
ns
Notes: 1. A 2.0 kW variable resistor adjusted for a Forward Current (IF) of 30 mA.
Notes: 2. Input pulse is adjusted so IR(peak) is equal to 30 mA.
Notes: 3. tp » trr
+10 V
2.0 k
820
W
0.1
mF
D.U.T.
VR
100
mH
0.1
mF
50
W OUTPUT
PULSE
GENERATOR
50
W INPUT
SAMPLING
OSCILLOSCOPE
tr
tp
t
10%
90%
IF
IR
trr
t
iR(REC) = 3.0 mA
OUTPUT PULSE
(IF = IR = 30 mA; MEASURED
at iR(REC) = 3.0 mA)
IF
INPUT SIGNAL
Figure 1. Recovery Time Equivalent Test Circuit



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com