công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN7906PI bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

tên linh kiện SN7906PI
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 Terminal 1A Negative Voltage Regulator
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Trang chủ  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.

SN7906PI bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KODENSHI_AUK CORP.

  SN7906PI Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. SN7906PI Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. SN7906PI Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. SN7906PI Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP. SN7906PI Datasheet HTML 5Page - KODENSHI_AUK CORP. SN7906PI Datasheet HTML 6Page - KODENSHI_AUK CORP. SN7906PI Datasheet HTML 7Page - KODENSHI_AUK CORP. SN7906PI Datasheet HTML 8Page - KODENSHI_AUK CORP. SN7906PI Datasheet HTML 9Page - KODENSHI_AUK CORP. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 17 page
background image
KSD-I0O011-002
1
Jan. 2011 REV. 02
SN79xxx
3 Terminal 1A Negative Voltage Regulator
▲ Marking Detail Information
[ TO-220F-3L & TO-253-3L PKG Marking ]
①
AUK Logo
②
Grade & M Code & Year & Week Code
③
Device Code
Product
Marking
Package
SN79xxD
SN79xxD
TO-252-3L
SN79xxPI
SN79xxPI
TO-220F-3L
Description
The SN79xxx series are three-terminal Negative regulators providing
over 1A output current with internal current limiting, thermal
shutdown and safe area protection. These regulators are useful in
a wide range of applications. Although they are just fixed voltage
regulators, the SN79xxx series can be used with external components to
obtain adjustable voltages and Currents.
Application
◈
Consumer and personal electronics
◈
SMPS post-regulator / dc-to-dc modules
◈
High-efficiency linear power supplies
Features and Benefits
◈
Output Current up to 1.0A
◈
Output Voltage : -5, -6, -8, -9, -10, -12, -15, -18, -24V
◈
Built in OVP, CLP circuit.
◈
Built in TSD Protection.
◈
Output Transistor Safe Area Protection.
◈
Ultra High level of ESD [ Built in ESD Protection Cell ]
S
Se
em
miic
co
on
nd
du
uc
ctto
or
r
http:// www.auk.co.kr
ORDERING INFORMATION
Equivalent Circuit
TO-252-3L
TO-220F-3L
AUK(①)
G△YWW (②)
SN79xxx (③)


Số phần tương tự - SN7906PI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SN79L05 KODENSHI-SN79L05 Datasheet
511Kb / 16P
3 Terminal Negative Voltage Regulator [100mA]
SN79L05F KODENSHI-SN79L05F Datasheet
511Kb / 16P
3 Terminal Negative Voltage Regulator [100mA]
SN79L05L KODENSHI-SN79L05L Datasheet
511Kb / 16P
3 Terminal Negative Voltage Regulator [100mA]
SN79L06 KODENSHI-SN79L06 Datasheet
511Kb / 16P
3 Terminal Negative Voltage Regulator [100mA]
SN79L06F KODENSHI-SN79L06F Datasheet
511Kb / 16P
3 Terminal Negative Voltage Regulator [100mA]
More results

Mô tả tương tự - SN7906PI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
UTCLM79XX UTC-UTCLM79XX Datasheet
70Kb / 6P
3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
KA79XX FAIRCHILD-KA79XX Datasheet
121Kb / 18P
3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
LM7905 FAIRCHILD-LM7905 Datasheet
117Kb / 18P
3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
MC79XX FAIRCHILD-MC79XX_02 Datasheet
119Kb / 18P
3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LM79XX UTC-LM79XX_08 Datasheet
218Kb / 7P
3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
79TXXA UTC-79TXXA_11 Datasheet
216Kb / 7P
3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
LM79XX UTC-LM79XX_15 Datasheet
238Kb / 8P
3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7915J TGS-LM7915J_17 Datasheet
330Kb / 1P
3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
79DXXA UTC-79DXXA_V01 Datasheet
329Kb / 9P
3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
79TXXA UTC-79TXXA_V01 Datasheet
226Kb / 6P
3 TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com