| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SC1117 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Semtech Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC1117 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Semtech Corporation |
|
1 / 4 page ![]() ! " # $% & '%%' () $*$ %)(+,-.% ('/0% 0(/1 ,*% %*2,/(' ,% 3%'*-%3 )( 2'% - ,.,/(-' %1 42-* (5 3((2/ %)(+,-.% ,/ )2 ,/%3 .2%-/ 33/(-,6 /$% & '%%' (03%' %7.%%-/ %*1 2,/(- (0% 0,,/(-' - -% (,3 ,-3 /%+%,/2% 2/'/,-3-* )%,/2%' -.23% (5 3((2/ %)(+,-.% ,/ ,/%3 .2%-/ ),'/ /,-'%-/ %'(-'% -/%-, .21 %-/ +/-* ,-3 /$%+, '$2/3(5- (/%./(- () /$% (2/2/ 3%0.% $% & '%%' () /$%% /%+-, %*2,/(' ())% )7%3 ,-3 ,382'/,9% 0(/,*% (/(-' ,0,,9% - 9(/$ ',.% ',0-* 1 ,-3 1 ,.:,*%' • ; ; +,7 • (5 3((2/ %)(+,-.% ; +,7 • <2 .2%-/ ,/-* (0% -% ,-3 /%+%,/2% • <,'/ /,-'%-/ %'(-'% • => /(/, (2/2/ %*2,/(- (0% -% (,3 ,-3 /%+%,/2% • 382'/ - .2%-/ +,7 #? (0% /%+%,/2% • <7%3@,382'/,9% (2/2/ 0(/,*% • -% %*2,/(- #> +,7 • (,3 %*2,/(- #A> +,7 • 1 ,-3 1 ,.:,*%' • (5 0(/,*% +.(.(-/(%' • 5/.$-* (5% '26 ('/1%*2,/( -2/ ;(/,*% ;- ; (5% '',/(- -/%-,6 +/%3 $%+, %''/,-.% B2-./(- /( ,'% 1 1 θ C@ $%+, %''/,-.% B2-./(- /( +9%-/ 1 1 θ # # C@ %,/-* B2-./(- %+%,/2% ,-*% # /( C /(,*% %+%,/2% ,-*% 1 /( # C %,3 %+%,/2% D(3%-*E # %. # C F#1A1 <GF#1A1#A F$//F@@555'%+/%.$.(+ (/%'F DE $%% GG 3%-(/%' 0(/,*% (/(-' 0,,9% 0(/,*%' ,%F ; ; ,-3 ; %,0% 9,-: )( ,382'/,9% 0%'(- D /( ;E (-/,./ ),./(6 )( ,33/(-, 0(/,*% (/(-' DE 33 '2))7 HI )( /,% ,-3 %% &1GG & 1 %% (/% DE # /( &1GG & 1 %% (/% DE # /( ! "!! B@J 1 1 |
Số phần tương tự - SC1117 |
|
Mô tả tương tự - SC1117 |