công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L6727TR bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L6727TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single phase PWM controller
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6727TR bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - STMicroelectronics

Back Button L6727TR Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics L6727TR Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics L6727TR Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics L6727TR Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics L6727TR Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics L6727TR Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics L6727TR Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics L6727TR Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics L6727TR Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 34 page
background image
L6727
Package mechanical data
Doc ID 12933 Rev 4
31/34
13
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com.
ECOPACK is an ST trademark.
Table 8.
SO-8 mechanical data
Dim.
mm.
inch
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
1.35
1.75
0.053
0.069
A1
0.10
0.25
0.004
0.010
A2
1.10
1.65
0.043
0.065
B
0.33
0.51
0.013
0.020
C
0.19
0.25
0.007
0.010
D
(1)
1.
D and F does not include mold flash or protrusions. Mold flash or potrusions shall not exceed 0.15mm
(.006inch) per side.
4.80
5.00
0.189
0.197
E
3.80
4.00
0.15
0.157
e
1.27
0.050
H
5.80
6.20
0.228
0.244
h
0.25
0.50
0.010
0.020
L
0.40
1.27
0.016
0.050
k
0° (min.), 8° (max.)
ddd
0.10
0.004



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com