| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
E646 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Semtech Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
E646 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Semtech Corporation |
|
2 / 13 page ![]() 2 2000 Semtech Corp. www.semtech.com EDGE HIGH-PERFORMANCE PRODUCTS Edge646 PIN Description e m a N n i P# n i Pn o i t p i r c s e D r e v i r D * A T A D / A T A D9 2 , 0 3r e v i r d e h t f o s u t a t s w o l / h g i h e h t s e n i m r e t e d t a h t t u p n i l a t i g i D . d e l b a n e s i t i n e h w * N E R V D / N E R V D1 3 , 2 3 e h t s e c a l p r o , r e v i r d e h t s e l b a s i d d n a s e l b a n e t a h t t u p n i l a t i g i D . e t a t s T T V e h t n i r e v i r d * N E T T V / N E T T V1 , 2 r e v i r d e h t s e c a l p * N E R V D r e h t e h w s e n i m r e t e d t a h t t u p n i l a t i g i D . l e v e l T T V e h t o t s e v i r d y l e v i t c a r o e t a t s e c n a d e p m i h g i h a n i T U O D3 2. t u p t u O r e v i r D T T V , L V , H V6 2 , 5 2 , 4 2 l a c i g o l a f o l e v e l e g a t l o v e h t t e s t a h t s t u p n i g o l a n a d e r e f f u b n U . t u p t u o r e v i r d e h t t a T T V r o , 0 , 1 B B V0 1- e l g n i s l l a r o f d l o h s e r h t e h t s e h s i l b a t s e h c i h w n i p t u p n i g o l a n A . s l a n g i s t u p n i l a t i g i d d e d n e r o t a r a p m o C P N I V9 1. t u p n i r o t a r a p m o c w o d n i w g o l a n A B V C , A V C8 1 , 0 2r o f s l e v e l d l o h s e r h t e h t t e s t a h t s t u p n i r o t a r a p m o c C D g o l a n A . r o t a r a p m o c w o d n i w e h t B P M O C , A P M O C8 , 5. s t u p t u o r o t a r a p m o c l a t i g i D L E V E L W O L L E V E L H G I H 7 6 f o s l e v e l h g i h d n a w o l l a t i g i d e h t h s i l b a t s e t a h t s t u p n i e g a t l o V . s t u p t u o r o t a r a p m o c e h t x i r t a M h c t i w S * N E 1 W S , * N E 0 W S * N E 2 W S 3 1 , 1 1 5 1 . 3 d n a , 2 , 1 , 0 s e h c t i w s e t a v i t c a t a h t s t u p n i e l b i t a p m o c L T T 0 W S 1 W S 2 W S 2 1 4 1 6 1 0 h c t i w S 1 h c t i w S 2 h c t i w S D A O L7 1. s e h c t i w s g o l a n a e h t o t T U D e h t s t c e n n o c t a h t n i p t u p n I s e i l p p u S r e w o P C C V7 2 , 2 2 , 3. y l p p u s r e w o p g o l a n a e v i t i s o P E E V8 2 , 1 2 , 4. y l p p u s r e w o p g o l a n a e v i t a g e N C / N9 . ) g n i t a o l f e v a e l ( n i p t c e n n o C o N |