| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MBRF10200CT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MBRF10200CT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
2 / 2 page ![]() 2008. 5. 13 2/2 MBRF10200CT Revision No : 1 AVERAGE FORWARD CURRENT IF(AV) (A) PF(AV) - IF(AV) REVERSE VOLTAGE VR (V) IR - VR IF - VF FORWARD VOLTAGE VF (V) IF - TC IF - TA CASE TEMPERATURE Tc ( C) AMBIENT TEMPERATURE TA ( C) 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1 10 50 100 150 0.1 1 10 100 110 120 130 140 150 4 2 6 DC 40 80 120 160 2 8 10 4 6 12 RATED VOLTAGE APPLIED ΘJA ΘJA R =16 C/W R =60 C/W (NO HEAT SINK) DC DC 2468 2 8 DC 4 6 8 10 12 10 12 10 200 RATED VOLTAGE R = 3 C/W ΘJC APPLIED j T =25 C T j =25 C |