| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MBR2045CT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MBR2045CT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
2 / 2 page ![]() 2007. 10. 19 2/2 MBR2045CT Revision No : 0 AVERAGE FORWARD CURRENT IF(AV) (A) PF(AV) - IF(AV) REVERSE VOLTAGE VR (V) IR - VR IF - VF FORWARD VOLTAGE VF (V) IF - TC IF - TA CASE TEMPERATURE Tc ( C) AMBIENT TEMPERATURE TA ( C) 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.0 3.0 5.0 10 30 50 10 20 30 0.001 0.01 0.1 70 90 110 130 150 5 10 RATED VOLTAGE R =2.0 C/W ΘJC DC APPLIED 40 80 120 160 5 10 15 20 RATED VOLTAGE APPLIED ΘJA ΘJA R =16 C/W R =62.5 C/W (NO HEAT SINK) DC DC 4.0 8.0 12 16 4.0 16 DC 8.0 12 15 20 25 20 24 28 20 40 50 j T =25 C T j =25 C |