công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GE18 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

tên linh kiện GE18
Giải thích chi tiết về linh kiện  12~18WAC-DC Single Output Interchangeable Wall-mounted type
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MEANWELL [Mean Well Enterprises Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.meanwell.com
Logo MEANWELL - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

GE18 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

  GE18 Datasheet HTML 1Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. GE18 Datasheet HTML 2Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
MechanicalSpecification
FileName:GE18-SPEC2011-06-14
AWM246818AWG*2C1500 50mm
StaticCharacteristics
11 0.5mm
81
Plug Assignment
Standardplug:P1J
P/N
CENTER
OUTPUT
+
P1J
90
100
120
115
160
140
200
180
240
220
264
90
100
80
70
60
50
40
95
Ta(
)
-10
10
20
30
40
75
50
100
50
DeratingCurve
Unit:mm
ID2.1xOD5.5
C"+"
12~18W AC-DCSingleOutputInterchangeableWall-mountedtype
G E 1 8 series



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com