công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY7C109D bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện CY7C109D
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-Mbit (128 K 횞 8) Static RAM Low active power
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

CY7C109D bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cypress Semiconductor

  CY7C109D Datasheet HTML 1Page - Cypress Semiconductor CY7C109D Datasheet HTML 2Page - Cypress Semiconductor CY7C109D Datasheet HTML 3Page - Cypress Semiconductor CY7C109D Datasheet HTML 4Page - Cypress Semiconductor CY7C109D Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor CY7C109D Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor CY7C109D Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor CY7C109D Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor CY7C109D Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
CY7C109D
CY7C1009D
Document #: 38-05468 Rev. *G
Page 3 of 14
Pin Configuration [2]
Selection Guide
CY7C109D-10
CY7C1009D-10
Unit
Maximum Access Time
10
ns
Maximum Operating Current
80
mA
Maximum CMOS Standby Current
3
mA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
19
20
24
23
22
21
25
28
27
26
12
13
29
32
31
30
16
15
17
18
GND
A16
A14
A12
A7
A6
A5
A4
A3
WE
VCC
A15
A13
A8
A9
I/O7
I/O6
I/O5
I/O4
A2
NC
I/O0
I/O1
I/O2
CE1
OE
A10
I/O3
A1
A0
A11
CE2
A6
A7
A16
A14
A12
WE
VCC
A4
A13
A8
A9
OE
TSOP I
Top View
(not to scale)
1
6
2
3
4
5
7
32
27
31
30
29
28
26
21
25
24
23
22
19
20
I/O2
I/O1
GND
I/O7
I/O4
I/O5
I/O6
I/O0
CE
A11
A5
17
18
8
9
10
11
12
13
14
15
16
CE2
A15
NC
A10
I/O3
A1
A0
A3
A2
Top View
SOJ
Note
2. NC pins are not connected on the die.
[+] Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com