công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD24 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện SD24
Giải thích chi tiết về linh kiện  300W Transient Voltage Suppressors Diode
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SD24 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SD24 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SD24 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( T = 25 C )
TYPE NUMBER
SYMBOL
Min.
Typ.
Max.
UNIT
TEST CONDITIONS
o
Reverse Stand-Off Voltage
VRWM
-
-
24
V
Reverse Breakdown Voltage
VBR
26.7
29.6
32.6
V
It = 1mA
Reverse Leakage Current
IR
-
-
0.5
µA
VRWM =
24V
-
-
40
I
PP = 5A, tP = 8 / 20 µs
Clamping Voltage
VC
-
-
44
V
IPP =
7A, t
P = 8 / 20 µs
Peak Pulse Current
IPP
-
-
7
A
tP = 8 / 20 µs
Junction Capacitance
Cj
-
-
60
pF
VR = 0V, f = 1MHz
ELECTRICAL CHARACTERISTIC CURVES
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changing of specification will not be informed individual
01-Jun-2002 Rev. A
Page 2 of 2
Elektronische Bauelemente
SD24
VOLTAGE:24V
300W Transient Voltage Suppressors Diode
Figure 1. 8 x 20 µs Pulse Waveform
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
020
40
60
80
t, TIME (
ms)
tP
tr
PULSE WIDTH (tP) IS DEFINED
AS THAT POINT WHERE THE
PEAK CURRENT DECAY = 8 ms
PEAK VALUE IRSM @ 8 ms
HALF VALUE IRSM/2 @ 20 ms



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com