công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APT29F100L bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện APT29F100L
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel FREDFET
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

APT29F100L bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Microsemi Corporation

  APT29F100L Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation APT29F100L Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation APT29F100L Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation APT29F100L Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
TO-264 (L) Package Outline
T-MAX™ (B2) Package Outline
15.49 (.610)
16.26 (.640)
5.38 (.212)
6.20 (.244)
4.50 (.177) Max.
19.81 (.780)
20.32 (.800)
20.80 (.819)
21.46 (.845)
1.65 (.065)
2.13 (.084)
1.01 (.040)
1.40 (.055)
5.45 (.215) BSC
2.87 (.113)
3.12 (.123)
4.69 (.185)
5.31 (.209)
1.49 (.059)
2.49 (.098)
2.21 (.087)
2.59 (.102)
0.40 (.016)
0.79 (.031)
Drain
Source
Gate
These dimensions are equal to the TO-247 without the mounting hole.
2-Plcs.
19.51 (.768)
20.50 (.807)
19.81 (.780)
21.39 (.842)
25.48 (1.003)
26.49 (1.043)
2.29 (.090)
2.69 (.106)
0.76 (.030)
1.30 (.051)
3.10 (.122)
3.48 (.137)
4.60 (.181)
5.21 (.205)
1.80 (.071)
2.01 (.079)
2.59 (.102)
3.00 (.118)
0.48 (.019)
0.84 (.033)
Drain
Source
Gate
Dimensions in Millimeters and (Inches)
2.29 (.090)
2.69 (.106)
5.79 (.228)
6.20 (.244)
2.79 (.110)
3.18 (.125)
5.45 (.215) BSC
2-Plcs.
Dimensions in Millimeters and (Inches)
e3 100% Sn Plated
Microsemi’s products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583
4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 6,939,743, 7,352,045 5,283,201 5,801,417 5,648,283 7,196,634 6,664,594 7,157,886 6,939,743 7,342,262
and foreign patents. US and Foreign patents pending. All Rights Reserved.
1ms
100ms
Rds(on)
0.5
SINGLE PULSE
0.1
0.3
0.7
0.05
D = 0.9
Scaling for Different Case & Junction
Temperatures:
I
D
= I
D(T
C
= 25
°C)*(TJ - TC)/125
Peak TJ = PDM x ZθJC + TC
Duty Factor D =
t1/t
2
t2
t1
Note:
t1 = Pulse Duration
DC line
100µs
I
DM
10ms
13µs
100µs
I
DM
100ms
10ms
13µs
Rds(on)
DC line
T
J
= 150°C
T
C
= 25°C
1ms
T
J
= 125°C
T
C
= 75°C
V
DS
, DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (V)
V
DS
, DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE (V)
Figure 9, Forward Safe Operating Area
Figure 10, Maximum Forward Safe Operating Area
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
1.0
RECTANGULAR PULSE DURATION (seconds)
Figure 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance Junction-to-Case vs Pulse Duration
1
10
100
1200
1
10
100
1200
200
100
10
1
0.1
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0
200
100
10
1
0.1
APT29F100B2_L



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com