công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BFP450 bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện BFP450
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Linearity Low Noise Si NPN RF Transistor
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BFP450 bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BFP450_10 Datasheet HTML 19Page - Infineon Technologies AG BFP450_10 Datasheet HTML 20Page - Infineon Technologies AG BFP450_10 Datasheet HTML 21Page - Infineon Technologies AG BFP450_10 Datasheet HTML 22Page - Infineon Technologies AG BFP450_10 Datasheet HTML 23Page - Infineon Technologies AG BFP450_10 Datasheet HTML 24Page - Infineon Technologies AG BFP450_10 Datasheet HTML 25Page - Infineon Technologies AG BFP450_10 Datasheet HTML 26Page - Infineon Technologies AG BFP450_10 Datasheet HTML 27Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 27 page
background image
BFP450
Electrical Characteristics
Data Sheet
24
Revision 1.0, 2010-10-22
Figure 20
Comparison Noise Figure
NF
50 / NFmin= f (IC), VCE = 3 V, f = 1.9 GHz
Note: The curves shown in this chapter have been generated using typical devices but shall not be considered as
a guarantee that all devices have identical characteristic curves. TA = 25°C.
0
20
40
60
80
100
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
I
c
[mA]
Z
S
= Z
Sopt
Z
S
= 50
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com