công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXFT86N30T bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXFT86N30T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Trench HiperFET Power MOSFET
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXFT86N30T bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - IXYS Corporation

  IXFT86N30T Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXFT86N30T Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXFT86N30T Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXFT86N30T Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXFT86N30T Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXFT86N30T Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
© 2009 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
Symbol
Test Conditions
Maximum Ratings
V
DSS
T
J
= 25
°C to 150°C
300
V
V
DGR
T
J
= 25
°C to 150°C, R
GS = 1MΩ
300
V
V
GSS
Continuous
±20
V
V
GSM
Transient
±30
V
I
D25
T
C = 25°C
86
A
I
DM
T
C = 25°C, Pulse Width Limited by TJM
190
A
I
A
T
C = 25°C
15
A
E
AS
2
J
P
D
T
C = 25°C
830
W
dV/dt
I
S ≤ IDM, VDD ≤ VDSS, TJ ≤ 150°C
20
V/ns
T
J
-55 to +150
°C
T
JM
+150
°C
T
stg
-55 to +150
°C
T
L
1.6mm (0.063in) from Case for 10s
300
°C
T
SOLD
Plastic Body for 10s
260
°C
M
d
Mounting Torque (TO-247)
1.13/10
Nm/lb.in.
Weight
TO-247
6.0
g
TO-268
4.0
g
Symbol
Test Conditions
Characteristic Values
(T
J = 25°C, Unless Otherwise Specified)
Min.
Typ.
Max.
BV
DSS
V
GS = 0V, ID = 1mA
300
V
V
GS(th)
V
DS = VGS, ID = 4mA
3.0
5.0
V
I
GSS
V
GS = ±20V, VDS = 0V
±200 nA
I
DSS
V
DS = VDSS, VGS = 0V
50
μA
T
J
= 125
°C
1.75 mA
R
DS(on)
V
GS = 10V, ID = 0.5 • ID25 , Note 1
43 m
Ω
TrenchTM HiperFETTM
Power MOSFET
IXFH86N30T
IXFT86N30T
DS100208(11/09)
V
DSS
= 300V
I
D25
= 86A
R
DS(on)
≤≤≤≤≤ 43mΩ
Ω
Ω
Ω
Ω
Advance Technical Information
N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated
Fast Intrinsic Rectifier
G = Gate
D
= Drain
S = Source
Tab = Drain
TO-247 (IXFH)
TO-268 (IXFT)
G
S
D (Tab)
S
G
D (Tab)
D
Features
International Standard Packages
Avalanche Rated
High Current Handling Capability
Fast Intrinsic Rectifier
Low R
DS(on)
Advantages
Easy to Mount
Space Savings
High Power Density
Applications
DC-DC Converters
Battery Chargers
Switch-Mode and Resonant-Mode
Power Supplies
DC Choppers
AC Motor Drives
Uninterruptible Power Supplies
High Speed Power Switching


Số phần tương tự - IXFT86N30T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
IXFT86N30T ISC-IXFT86N30T Datasheet
401Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - IXFT86N30T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXFH22N55 IXYS-IXFH22N55 Datasheet
69Kb / 4P
HiPerFET Power MOSFET
FMM50-025TF IXYS-FMM50-025TF Datasheet
101Kb / 2P
Trench Gate HiperFET N-Channel Power MOSFET
FMM60-02TF IXYS-FMM60-02TF Datasheet
101Kb / 2P
Trench Gate HiperFET N-Channel Power MOSFET
IXFA102N15T IXYS-IXFA102N15T Datasheet
224Kb / 6P
Trench Gate Power MOSFET HiperFET
IXFH230N10T IXYS-IXFH230N10T Datasheet
171Kb / 6P
Trench HiperFET Power MOSFET
IXFK360N10T IXYS-IXFK360N10T Datasheet
188Kb / 6P
GigaMOS Trench HiperFET Power MOSFET
IXFK420N10T IXYS-IXFK420N10T Datasheet
186Kb / 6P
GigaMOS Trench HiperFET Power MOSFET
IXFN360N10T IXYS-IXFN360N10T Datasheet
181Kb / 6P
GigaMOS Trench HiperFET Power MOSFET
IXFN420N10T IXYS-IXFN420N10T Datasheet
185Kb / 6P
GigaMOS Trench HiperFET Power MOSFET
IXFV110N25T IXYS-IXFV110N25T Datasheet
191Kb / 5P
Trench Gate Power HiperFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com