công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXFP230N075T2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXFP230N075T2
Giải thích chi tiết về linh kiện  TrenchT2 HiperFET Power MOSFET
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXFP230N075T2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - IXYS Corporation

  IXFP230N075T2 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXFP230N075T2 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXFP230N075T2 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXFP230N075T2 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXFP230N075T2 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXFP230N075T2 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
© 2010 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXFA230N075T2
IXFP230N075T2
Fig. 1. Output Characteristics @ TJ = 25ºC
0
40
80
120
160
200
240
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
VDS - Volts
VGS = 15V
10V
9V
7V
5V
6V
8V
Fig. 2. Extended Output Characteristics @ TJ = 25ºC
0
40
80
120
160
200
240
280
320
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
VDS - Volts
VGS = 15V
10V
9V
8V
5V
6V
7V
Fig. 3. Output Characteristics @ TJ = 150ºC
0
40
80
120
160
200
240
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
VDS - Volts
VGS = 15V
10V
9V
8V
7V
5V
6V
Fig. 4. RDS(on) Normalized to ID = 115A Value vs.
Junction Temperature
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
TJ - Degrees Centigrade
VGS = 10V
I D = 230A
I D = 115A
Fig. 5. RDS(on) Normalized to ID = 115A Value vs.
Drain Current
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
0
50
100
150
200
250
300
ID - Amperes
VGS = 10V
15V - - - -
TJ = 175ºC
TJ = 25ºC
Fig. 6. Drain Current vs. Case Temperature
0
20
40
60
80
100
120
140
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
200
TC - Degrees Centigrade
External Lead Current Limit



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com