công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

81XXG-AE3-5-R bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 81XXG-AE3-5-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWER RESET IC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

81XXG-AE3-5-R bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  81XXG-AE3-5-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 81XXG-AE3-5-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 81XXG-AE3-5-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 81XXG-AE3-5-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 81XXG-AE3-5-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 81XXG-AE3-5-R Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
81XX
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R119-001,Na
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(Cont.)
PARAMETER
SYMBOL (Note 1)
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Circuit Current at ON Time
ICCL
3
VCC=VSS min.-0.05V, RL=∞
3
5
µA
Circuit Current at OFF Time
ICCH
3
VCC=VSS typ./0.85, RL=∞
3
5
µA
“H” Transmission Delay Time
TpLH
(Note 2)
4
CL=100pF, RL=4.7kΩ
20
60
µS
“L” Transmission Delay Time
TpHL
(Note 3)
4
CL=100pF, RL=4.7kΩ
20
60
µS
Operating Threshold Voltage
VOPL
1
RL=4.7kΩ, VOL≤0.4V
0.65
0.85
V
Output current at ON Time 1
IOL1
2
RL=0, VCC=Vs min.-0.05V,
VOUT=0.4V
5
mA
Output current at ON Time 2
IOL2
2
TA=-20~+75°C
RL=0, VCC=VSS min.-0.15V
VOUT=0.4V
3
mA
Note: 1.
2.
3.
MEASUREMENT CIRCUIT
TpLH: VCC=(VSS Typ. –0.4V) -> (VSS Typ. +0.4V)
TpHL: VCC=(VSS Typ. +0.4V) -> (VSS Typ. -0.4V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6