công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC4524D bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện SC4524D
Giải thích chi tiết về linh kiện  18V 2A Step-Down Switching Regulator 2A Output Current
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC4524D bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Semtech Corporation

Back Button SC4524D Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SC4524D Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SC4524D Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SC4524D Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SC4524D Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SC4524D Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation SC4524D Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation SC4524D Datasheet HTML 10Page - Semtech Corporation SC4524D Datasheet HTML 11Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 21 page
background image
SC4524D
7
Typical Characteristics
Curve 1
Efficiency
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
0.5
1
1.5
2
Load Current (A)
SC4524A/B
VO=5V
VO=3.3V
VO=2.5V
VO=1.5V
1MHz, VIN =12V
D2=20BQ030
Curve 7
Switch Saturation Voltage
vs Switch Current
50
100
150
200
250
300
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Switch Current (A)
SS270 REV 6-7
25oC
125oC
-40oC
Curve 4
Frequency Setting Resistor
vs Frequency
1
10
100
1000
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2
Frequency (MHz)
SS270 REV 6-7
VIN=12V
Curve 3
Feedback Voltage vs Temperature
0.97
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
-50 -25
0
25
50
75 100 125
Temperature (
oC)
SS270 REV 6-7
VIN =12V
Curve 9
BST Pin Current vs Switch Current
0.0
25.0
50.0
75.0
100.0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Switch Current (A)
SS270 REV 6-7
-40oC
125oC
VIN =12V
VBST =15V
Curve 6
Foldback Frequency vs VFB
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
VFB (V)
SS270 REV 6-7
ROSC=73.2k
ROSC=12.1k
TA=25oC
(2)
Efficiency
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
0.5
1
1.5
2
Load Current (A)
SC4524A/B
VO=3.3V
VO=2.5V
VO=1.5V
VO=1.0V
1MHz, VIN=5V
D2=20BQ030
Curve 8
Switch Current Limit vs Temperature
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
-50 -25
0
25
50
75 100 125
Temperature (OC)
SS270 REV 6-7
Curve 5
Frequency vs Temperature
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
-50 -25
0
25
50
75 100 125
Temperature (OC)
SS270 REV 6-7
ROSC=73.2k
ROSC=12.1k



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com