công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MIC3291 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Micrel Semiconductor

tên linh kiện MIC3291
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.2MHz PWM White LED Driver with Internal Schottky Diode and Single-Wire Linear Brightness Control
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICREL [Micrel Semiconductor]
Trang chủ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

MIC3291 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Micrel Semiconductor

  MIC3291 Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor MIC3291 Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor MIC3291 Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor MIC3291 Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor MIC3291 Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor MIC3291 Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor MIC3291 Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor MIC3291 Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor MIC3291 Datasheet HTML 9Page - Micrel Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 17 page
background image
Micrel, Inc.
MIC3291
September 2010
3
M9999-092810
(408) 944-0800
Absolute Maximum Ratings
(1)
Supply Voltage (VIN) ....................................................7.5V
Switch Voltage (VSW)..................................... –0.3V to 27V
Digital Control Voltage (VDC) ..............................–0.3 to VIN
FB Voltage (VFB)............................................................. 6V
Switch Current (ISW)........................................................ 2A
Ambient Storage Temperature (TS)......... –65°C to +150°C
ESD Rating
(2)................................................................2KV
Operating Ratings
(3)
Supply Voltage (VIN) …………………..……......2.5V to 6.5V
Output Voltage (VOUT) …………….… ............... (VIN to VOVP)
Junction Temperature Range (TJ) …… .... −40°C to +125°C
Package Thermal Impedance
θJA 2mm × 2mm MLF®-8L ................................. 93°C/W
θJA TSOT23-6 .................................................. 235°C/W
Electrical Characteristics
(4)
TA = +25
oC, VIN = 3.6V, VOUT = 10V, IOUT = 20mA, unless otherwise noted. Bold values indicate −40°C ≤ TJ ≤ +125°C.
Symbol
Parameter
Condition
Min.
Typ.
Max.
Units
VIN
Supply Voltage Range
2.5
6.5
V
VUVLO
Under-Voltage Lockout
1.8
2.1
2.4
V
IVIN
Quiescent Current
VFB >500mV
2
4
mA
ISD
Shutdown Current (DC Pin Low )
VDC = 0V for > 2ms.
0.01
1
μA
VFB
Feedback Voltage
(
±5%)
237
250
263
mV
Feedback Input Current
VFB = 250mV
450
nA
Line Regulation
2.5V
≤ VIN ≤ 4.5V
0.5
IFB
Load Regulation
5mA
≤ IOUT ≤ 20mA
0.5
%
DMAX
Maximum Duty Cycle
86
90
%
ISW
Switch Current Limit
VIN = 3.6V
500
750
1200
mA
VDC
DC Pin Thresholds
High
Low
1.1
0.4
V
IDC
DC Pin Current
VDC = 3.6V
5
10
μA
tshutdown
Shutdown Pulse Width
VIN = 2.8V to 5.5V
VDC = Low
1260
µs
tMODE_UP
Count UP Mode Pulse Width
VIN = 2.8V to 5.5V
VDC = Low
100
160
µs
tMODE_DOWN
Count Down Mode Pulse Width
VIN = 2.8V to 5.5V
VDC = Low
420
500
µs
tstart_up
Turn-On Delay Time
VIN = 2.8V to 5.5V
140
µs
tprog_low
Programming Pulse Width Low
VIN = 2.8V to 5.5V
1
32
µs
tprog_high
Programming Pulse Width High
VIN = 2.8V to 5.5V
1
32
µs
tdelay
Minimum Delay for Mode Change
VIN = 2.8V to 5.5V
VDC = High
140
µs
Tprog_setup
First Pulse Window for
Preprogramming
VIN = 2.8V to 5.5V
35
50
µs
fSW
Oscillator Frequency
1
1.2
1.35
MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com