công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M7311 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - PETERMANN-TECHNIK

tên linh kiện M7311
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH RELIABILITY FOR LOW COST
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PETERMANN [PETERMANN-TECHNIK]
Trang chủ  http://www.petermann-technik.de
Logo PETERMANN - PETERMANN-TECHNIK

M7311 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - PETERMANN-TECHNIK

  M7311 Datasheet HTML 1Page - PETERMANN-TECHNIK M7311 Datasheet HTML 2Page - PETERMANN-TECHNIK M7311 Datasheet HTML 3Page - PETERMANN-TECHNIK  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
PETERMANN
TECHNIK
Time & Frequency Components
PETERMANN-TECHNIK | Amselweg 8 | D-86916 Kaufering
Fon: 00 49 (0) 81 91 / 30 53 95 | Fax: 00 49 (0) 81 91 / 30 53 97
http://www.petermann-technik.de | info@petermann-technik.de
PART NUMBERING GUIDE
EXAMPLE
M7311-50-W-S-VX3-50-155.52MHz-T
SERIES
M7311
BLANK = +- 100 ppm
50 = +-50 ppm
STABILITY VS. TEMPERATURE
X = OTHER VALUE - PLEASE INDICATE YOUR REQUIRED VALUE
BLANK = 0/+70°C
N = -10/+60°C
M = -20/+70°C
W = -40/+85°C
TEMPERATURE RANGE
X = OTHER VALUE - PLEASE INDICATE YOUR REQUIRED VALUE
BLANK = 40/60%
SYMMETRY
S = 45/55%
CONTROL VOLTAGE
VX3 = 0 ~ 3.3 V
BLANK = +-100 ppm min.
50 = +-50 ppm min.
PULLING RANGE
IF YOU REQUIRE ANOTHER VALUE PLEASE INDICATE THE REQUIRED VALUE
FREQUENCY
FREQUENCY IN MHz
TAPE AND REEL PACKAGE
-T
OUTLINE DRAWING OF M7311
1.0
#1
#4
#2
#3
0.8
-
#1 MARK
Unit: mm
5.08
1.5
#1
#2
#4
#3
**
PIN
#1
#2
#3
#4
CONNECTION
CONTROL VOLTAGE
GROUND
OUTPUT
SUPPLY VOLTAGE
**A capacitor of value 0.01µF or
greater between V
and
Ground is recommended
DD



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com