công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP14E6 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP14E6
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.0A Dual High-Speed Power MOSFET Driver With Enable
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP14E6 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Microchip Technology

Back Button MCP14E6 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP14E6 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP14E6 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP14E6 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP14E6 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP14E6 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP14E6 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP14E6 Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP14E6 Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 30 page
background image
MCP14E6/7/8
DS25006A-page 8
© 2011 Microchip Technology Inc.
Note:
Unless otherwise indicated, TA = +25°C with 4.5V ≤ VDD ≤ 18V.
FIGURE 2-7:
Propagation Delay Time vs.
Supply Voltage.
FIGURE 2-8:
Quiescent Current vs.
Supply Voltage.
FIGURE 2-9:
Output Resistance (Output
High) vs. Supply Voltage.
FIGURE 2-10:
Propagation Delay Time vs.
Temperature.
FIGURE 2-11:
Quiescent Current vs.
Temperature.
FIGURE 2-12:
Output Resistance (Output
Low) vs. Supply Voltage.
30
40
50
60
70
80
90
100
4
6
8
1012141618
Supply Voltage (V)
tD1
tD2
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
4
6
8
1012141618
Supply Voltage (V)
Input/Enable = 1
Input/Enable = 0
1
3
5
7
9
11
13
4
6
8
10
12
14
16
18
Supply Voltage (V)
TA = +125°C
TA = +25°C
VIN = 0V (MCP14E6)
VIN = 5V (MCP14E7)
35
40
45
50
55
60
65
70
75
-40 -25 -10
5
20
35
50
65
80
95 110 125
Temperature (°C)
tD2
tD1
tD2
tD1
VDD = 12V
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
-40 -25 -10
5
20
35
50
65
80
95 110 125
Temperature (°C)
Input/Enable = 1
Input/Enable = 0
VDD = 18V
2
4
6
8
10
12
14
16
4
6
8
10
12
14
16
18
Supply Voltage (V)
TA = +125°C
TA = +25°C
VIN = 5V (MCP14E6)
VIN = 0V (MCP14E7)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com