công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC865520B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện LC865520B
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Bit Single Chip Microcontroller with On-Chip 20/16/12/08/04K-Byte ROM and 512-Byte RAM
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC865520B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  LC865520B Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC865520B Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC865520B Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC865520B Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC865520B Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC865520B Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC865520B Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC865520B Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC865520B Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 21 page
background image
LC865520B/16B/12B/08B/04B
No.6697-4/21
Notice for use
1.
The following must be taken into consideration by the user:
Oscillation frequency range for system clock. Supply voltage range Clock Divider
Notes
15kHz to 30kHz
1/1
Can not use 1/2 divider
30kHz to 6MHz
4.5V to 6.0V
1/1,1/2
15kHz to 30kHz
1/1
Can not use 1/2 divider
30kHz to 1.5MHz
1/1,1/2
1.5MHz to 3MHz
2.5V to 6.0V
1/2
Can not use 1/1 divider
4.5V to 6.0V
1/1,1/2
Internal RC oscillation
2.5V to 6.0V
1/2
Can not use 1/1 divider



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com