công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY62136EV30LL bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện CY62136EV30LL
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Mbit (128K x 16) Static RAM
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

CY62136EV30LL bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Cypress Semiconductor

Back Button CY62136EV30LL Datasheet HTML 3Page - Cypress Semiconductor CY62136EV30LL Datasheet HTML 4Page - Cypress Semiconductor CY62136EV30LL Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor CY62136EV30LL Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor CY62136EV30LL Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor CY62136EV30LL Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor CY62136EV30LL Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor CY62136EV30LL Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor CY62136EV30LL Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
CY62136EV30 MoBL®
Document #: 38-05569 Rev. *D
Page 7 of 15
Switching Waveforms
Figure 2. Read Cycle 1: Address Transition Controlled [21, 22]
Figure 3. Read Cycle No. 2 : OE Controlled[22, 23]
.
ADDRESS
DATA OUT
PREVIOUS DATA VALID
DATA VALID
tRC
t
AA
t
OHA
50%
50%
DATA VALID
tRC
tACE
tLZBE
tLZCE
tPU
DATA OUT
HIGH IMPEDANCE
IMPEDANCE
ICC
ISB
tHZOE
tHZCE
tPD
OE
CE
HIGH
VCC
SUPPLY
CURRENT
tHZBE
BHE/BLE
tLZOE
ADDRESS
tDBE
tDOE
Notes
21. The device is continuously selected. OE, CE = VIL, BHE and/or BLE = VIL.
22. WE is HIGH for read cycle.
23. Address valid prior to or coincident with CE and BHE, BLE transition LOW.
[+] Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com