công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CMOZ20VC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Central Semiconductor Corp

tên linh kiện CMOZ20VC
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODE 2.4 VOLTS THRU 43 VOLTS 2% TOLERANCE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Trang chủ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

CMOZ20VC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Central Semiconductor Corp

  CMOZ20VC Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp CMOZ20VC Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
CMOZ2V4C THRU CMOZ43VC
SURFACE MOUNT
SILICON ZENER DIODE
2.4 VOLTS THRU 43 VOLTS
2% TOLERANCE
TYPE
ZENER
VOLTAGE
VZ @ IZT
TEST
CURRENT
MAXIMUM
ZENER
IMPEDANCE
MAXIMUM
REVERSE
CURRENT
MIN
NOM
MAX
IZT
ZZT @ IZT
IR
@
VR
VVV
μA
Ω
μA
V
CMOZ10VC
9.80
10
10.20
5.0
20
0.2
7.0
CMOZ11VC
10.78
11
11.22
5.0
20
0.1
8.0
CMOZ12VC
11.76
12
12.24
5.0
25
0.1
8.0
CMOZ13VC
12.74
13
13.26
5.0
30
0.1
8.0
CMOZ15VC
14.70
15
15.30
5.0
30
0.05
10.5
CMOZ16VC
15.68
16
16.32
5.0
40
0.05
11.2
CMOZ18VC
17.64
18
18.36
5.0
45
0.05
12.6
CMOZ20VC
19.60
20
20.40
5.0
55
0.05
14.0
CMOZ22VC
21.56
22
22.44
5.0
55
0.05
15.4
CMOZ24VC
23.52
24
24.48
5.0
70
0.05
16.8
CMOZ27VC
26.46
27
27.54
5.0
80
0.05
18.9
CMOZ30VC
29.40
30
30.60
5.0
80
0.05
21.0
CMOZ33VC
32.34
33
33.66
5.0
80
0.05
23.1
CMOZ36VC
35.28
36
36.72
5.0
90
0.05
25.2
CMOZ39VC
38.22
39
39.78
5.0
130
0.05
27.3
CMOZ43VC
42.14
43
43.86
5.0
150
0.05
30.1
ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: (TA=25°C), VF=0.9 MAX @ IF=10mA (for all types)
SOD-523 CASE - MECHANICAL OUTLINE
LEAD CODE:
1) Cathode
2) Anode
www.centr a lsemi.com
R1 (25-January 2010)



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com